| データシートサーチシステム |
|
AX2000-1CS896M データシート(PDF) 135 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CS896M データシート(HTML) 135 Page - Actel Corporation |
|
135 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs v2.7 3-29 IO98NB4F9 AA14 IO98PB4F9 AA15 IO100NB4F9 Y14 IO100PB4F9 W14 IO101NB4F9 Y12 IO101PB4F9 Y13 IO102NB4F9 AA11 IO102PB4F9 AA12 IO103NB4F9/CLKEN V12 IO103PB4F9/CLKEP V13 IO104NB4F9/CLKFN W11 IO104PB4F9/CLKFP W12 Bank 5 IO105NB5F10/CLKGN U10 IO105PB5F10/CLKGP U11 IO106NB5F10/CLKHN V9 IO106PB5F10/CLKHP V10 IO107NB5F10 Y10 IO107PB5F10 Y11 IO108NB5F10 AA9 IO108PB5F10 AA10 IO110NB5F10 AB9 IO110PB5F10 AB10 IO111NB5F10 Y8 IO111PB5F10 Y9 IO112NB5F10 AB7 IO113NB5F10 W8 IO113PB5F10 W9 IO114NB5F11 AA7 IO114PB5F11 AA8 IO115NB5F11 AB5 IO115PB5F11 AB6 IO116NB5F11 Y6 IO116PB5F11 Y7 IO117NB5F11 U8 IO117PB5F11 U9 IO118NB5F11 AA5 IO118PB5F11 AA6 484-Pin FBGA AX500 Function Pin Number IO119NB5F11 AA4 IO119PB5F11 AB4 IO120NB5F11 Y4 IO120PB5F11 Y5 IO121NB5F11 W6 IO121PB5F11 W7 IO122NB5F11 V3 IO122PB5F11 W3 IO123NB5F11 T7 IO123PB5F11 T8 IO124NB5F11 V4 IO124PB5F11 W5 IO125NB5F11 V6 IO125PB5F11 V7 Bank 6 IO126NB6F12 V2 IO126PB6F12 W2 IO127NB6F12 P7 IO127PB6F12 R7 IO128NB6F12 V1 IO128PB6F12 W1 IO129NB6F12 U5 IO129PB6F12 T5 IO130NB6F12 T1 IO130PB6F12 U1 IO131NB6F12 P6 IO131PB6F12 R6 IO132NB6F12 T4 IO132PB6F12 U4 IO133NB6F12 U2 IO134NB6F12 T3 IO134PB6F12 U3 IO135NB6F12 P5 IO135PB6F12 R5 IO136NB6F13 R2 IO136PB6F13 T2 IO138NB6F13 P4 IO138PB6F13 R4 484-Pin FBGA AX500 Function Pin Number IO139NB6F13 N2 IO139PB6F13 P2 IO140NB6F13 P3 IO140PB6F13 R3 IO141NB6F13 M6 IO141PB6F13 N6 IO142NB6F13 P1 IO142PB6F13 R1 IO143NB6F13 M5 IO143PB6F13 N5 IO144NB6F13 M4 IO144PB6F13 N4 IO145NB6F13 M7 IO145PB6F13 N7 IO146NB6F13 M3 IO146PB6F13 N3 Bank 7 IO147NB7F14 K7 IO147PB7F14 L7 IO148NB7F14 M2 IO148PB7F14 N1 IO149NB7F14 K5 IO149PB7F14 L5 IO150NB7F14 L3 IO150PB7F14 L2 IO151NB7F14 K6 IO151PB7F14 L6 IO152NB7F14 K2 IO152PB7F14 K1 IO153NB7F14 K4 IO153PB7F14 K3 IO154NB7F14 H3 IO154PB7F14 J3 IO155NB7F14 H5 IO155PB7F14 J5 IO156NB7F14 H4 IO156PB7F14 J4 IO157NB7F14 H2 484-Pin FBGA AX500 Function Pin Number |