| データシートサーチシステム |
|
AX2000-1CS896M データシート(PDF) 139 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CS896M データシート(HTML) 139 Page - Actel Corporation |
|
139 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs v2.7 3-33 IO100NB3F9 N17 IO100PB3F9 M17 IO101NB3F9 P21 IO101PB3F9 N21 IO103NB3F9 R20 IO103PB3F9 P20 IO104NB3F9 N18 IO104PB3F9 N19 IO105NB3F9 T22 IO105PB3F9 R22 IO106NB3F9 R17 IO106PB3F9 P17 IO107NB3F10 T21 IO107PB3F10 R21 IO110NB3F10 V22 IO110PB3F10 U22 IO113NB3F10 V21 IO113PB3F10 U21 IO114NB3F10 P18 IO114PB3F10 P19 IO116PB3F10 R19 IO117NB3F10 U20 IO117PB3F10 T20 IO118NB3F11 T18 IO118PB3F11 R18 IO121NB3F11 U19 IO121PB3F11 T19 IO124NB3F11 R16 IO124PB3F11 P16 IO127NB3F11 W21 IO127PB3F11 W22 Bank 4 IO129PB4F12 AB17 IO132NB4F12 Y19 IO132PB4F12 W18 IO133NB4F12 W17 IO133PB4F12 V17 IO135NB4F12 T15 IO135PB4F12 T16 IO138NB4F12 Y17 IO138PB4F12 Y18 IO139NB4F13 V15 IO139PB4F13 V16 484-Pin FBGA AX1000 Function Pin Number IO140NB4F13 U18 IO140PB4F13 V19 IO142NB4F13 W20 IO142PB4F13 V20 IO143NB4F13 W15 IO143PB4F13 W16 IO144NB4F13 AA18 IO144PB4F13 AA19 IO145NB4F13 U14 IO145PB4F13 U15 IO146NB4F13 Y15 IO146PB4F13 Y16 IO147NB4F13 AB18 IO147PB4F13 AB19 IO149NB4F13 Y14 IO149PB4F13 W14 IO150NB4F13 AA16 IO150PB4F13 AA17 IO152NB4F14 AA14 IO152PB4F14 AA15 IO154NB4F14 AB14 IO154PB4F14 AB15 IO155NB4F14 AA13 IO155PB4F14 AB13 IO158NB4F14 Y12 IO158PB4F14 Y13 IO159NB4F14/CLKEN V12 IO159PB4F14/CLKEP V13 IO160NB4F14/CLKFN W11 IO160PB4F14/CLKFP W12 Bank 5 IO161NB5F15/CLKGN U10 IO161PB5F15/CLKGP U11 IO162NB5F15/CLKHN V9 IO162PB5F15/CLKHP V10 IO163NB5F15 Y10 IO163PB5F15 Y11 IO167NB5F15 AA11 IO167PB5F15 AA12 IO169NB5F15 AA9 IO169PB5F15 AA10 IO170NB5F15 AB9 IO170PB5F15 AB10 484-Pin FBGA AX1000 Function Pin Number IO171NB5F16 W8 IO171PB5F16 W9 IO172NB5F16 Y8 IO172PB5F16 Y9 IO173NB5F16 U8 IO173PB5F16 U9 IO174NB5F16 AA7 IO174PB5F16 AA8 IO175NB5F16 AB5 IO175PB5F16 AB6 IO176NB5F16 AA5 IO176PB5F16 AA6 IO177NB5F16 AA4 IO177PB5F16 AB4 IO178NB5F16 Y6 IO178PB5F16 Y7 IO179NB5F16 T7 IO179PB5F16 T8 IO180NB5F16 W6 IO180PB5F16 W7 IO181NB5F17 Y4 IO181PB5F17 Y5 IO184NB5F17 AB7 IO187NB5F17 V3 IO187PB5F17 W3 IO188NB5F17 V4 IO188PB5F17 W5 IO192NB5F17 V6 IO192PB5F17 V7 Bank 6 IO194NB6F18 V2 IO194PB6F18 W2 IO195NB6F18 U5 IO195PB6F18 T5 IO200NB6F18 T4 IO200PB6F18 U4 IO201NB6F18 P6 IO201PB6F18 R6 IO203NB6F19 U2 IO204NB6F19 T3 IO204PB6F19 U3 IO205NB6F19 P5 IO205PB6F19 R5 484-Pin FBGA AX1000 Function Pin Number |