データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N5303 データシート(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

部品番号 2N5303
部品情報  Silicon NPN Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
ホームページ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2N5303 データシート(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  2N5303 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2N5303 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2N5303 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2N5301 2N5302 2N5303
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2N5301
40
2N5302
60
VCEO(SUS)
Collector-emitter
sustaining voltage
2N5303
IC=0.2A ;IB=0
80
V
2N5301/5302
0.75
VCEsat-1
Collector-emitter
saturation voltage
2N5303
IC=10A; IB=1A
1.0
V
2N5301/5302
IC=20A ;IB=2A
2.0
VCEsat-2
Collector-emitter
saturation voltage
2N5303
IC=15A ;IB=1.5A
1.5
V
2N5301/5302
IC=30A ;IB=6A
3.0
VCEsat-3
Collector-emitter
saturation voltage
2N5303
IC=20A ;IB=4A
2.0
V
VBEsat-1
Base-emitter saturation voltage
IC=10A; IB=1A
1.7
V
2N5301/5302
1.8
VBEsat-2
Base-emitter
saturation voltage
2N5303
IC=15A ;IB=1.5A
2.0
V
2N5301/5302
IC=20A ;IB=2A
VBEsat-3
Base-emitter
saturation voltage
2N5303
IC=20A ;IB=4A
2.5
V
2N5301/5302
IC=15A ; VCE=2V
1.7
VBE-1
Base-emitter
on voltage
2N5303
IC=10A ; VCE=2V
1.5
V
2N5301/5302
IC=30A ; VCE=4V
3.0
VBE-2
Base-emitter
on voltage
2N5303
IC=20A ; VCE=4V
2.5
V
ICEX
Collector cut-off current
VCE= Rated VCEO; VBE(off)=1.5V
TC=150
1.0
10
mA
ICEO
Collector cut-off current
VCE=Rated VCEO; IB=0
5.0
mA
ICBO
Collector cut-off current
VCB=Rated VCBO; IE=0
1.0
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
5.0
mA
hFE-1
DC current gain
IC=1A ; VCE=2V
40
2N5303
IC=10A ; VCE=2V
hFE-2
DC current gain
2N5301/5302
IC=15A ; VCE=2V
15
60
2N5303
IC=20A ; VCE=4V
hFE-3
DC current gain
2N5301/5302
IC=30A ; VCE=4V
5
fT
Transition frequency
IC=1A ; VCE=10V;f=1.0MHz
2
MHz



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com