| データシートサーチシステム |
|
SDH3812-1R5-R データシート(PDF) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SDH3812-1R5-R データシート(HTML) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
3 / 4 page ![]() Note: For full product information and a listing of all available inductor values, see http://www.cooperbussmann.com/datasheets/elx, Data Sheet number SD38 Series. N Noottee: For full product information and a listing of all available inductor values, see http://www.cooperbussmann.com/datasheets/elx, Data Sheet number SDH3812 Series. SDH3812 Dimensions - mm Recommended Pad Layout Schematic Top View Side View Bottom View Pin #1 indicator Marking 1.25 Typ. 1.2 Max. 3.8 +.02/-0.1 3.8 +.02/-0.1 0.415 Min. 0.90 Max. no plating 2.03 +/-0.1 3.65 Typ. 4.8 Max. 2.5 2 plcs 1.0 2 plcs 5.0 Top View Side View Bottom View Recommended Pad Layout Schematic 1.4 Max 1.25 ±0.12 2.5 2plcs 1.0 2plcs 4.0 typ 5.0 4.0 Max 4.0 Max Pin #1indicator Marking (see note A) 2.03 ±.02 0.09 Max no plating 4.8 Max 3.65 Typ 0.415 Min SD3814 Dimensions - mm S SD DH H3 38 81 12 2 P Paarrtt N Nuum mbbeerr R Raatteedd O OC CLL P Paarrtt IIrrm mss IIssaatt D DC CR R D DC CR R IInndduuccttaannccee μμHH ±± 2200% % M Maarrkkiinngg A Am mppss A Am mppss Ω Ω@ @2 20 0°°C C Ω Ω@ @2 20 0°°C C (( μμHH)) D Deessiiggnnaattoorr ((TTyyppiiccaall)) ((M Maaxxiim muum m)) SDH3812-1R0-R 1.0 0.89 B 2.07 3.00 0.045 0.054 SDH3812-1R5-R 1.5 1.49 D 1.67 2.30 0.069 0.083 SDH3812-2R2-R 2.2 2.23 E 1.37 1.90 0.104 0.124 SDH3812-3R3-R 3.3 3.17 F 1.14 1.60 0.148 0.177 SDH3812-4R7-R 4.7 4.96 G 0.94 1.25 0.220 0.264 SDH3812-100-R 10.0 9.67 J 0.69 0.88 0.398 0.478 SDH3812-220-R 22.0 22.00 L 0.50 0.61 0.750 0.900 SDH3812-330-R 33.0 32.90 M 0.41 0.49 1.132 1.358 SDH3812-470-R 47.0 46.20 N 0.34 0.41 1.583 1.900 SDH3812-101-R 100.0 97.50 Q 0.25 0.28 3.042 3.650 SDH3812-221-R 220.0 218.50 S 0.16 0.19 7.017 8.420 S SD D3 38 81 14 4 P Paarrtt N Nuum mbbeerr R Raatteedd O OC CLL P Paarrtt IIrrm mss IIssaatt D DC CR R IInndduuccttaannccee μμHH ±± 1155% % M Maarrkkiinngg A Am mppss A Am mppss Ω Ω (( μμHH)) D Deessiiggnnaattoorr TTyyppiiccaall SD3814-1R2-R 1.2 1.001 C 1.85 2.67 0.046 SD3814-1R5-R 1.5 1.286 D 1.76 2.35 0.051 SD3814-2R2-R 2.2 1.962 E 1.43 1.90 0.077 SD3814-3R3-R 3.3 2.781 F 1.31 1.60 0.093 SD3814-4R7-R 4.7 4.276 G 1.06 1.29 0.141 SD3814-100-R 10.0 9.830 J 0.713 0.851 0.311 SD3814-220-R 22.0 21.186 L 0.519 0.580 0.589 SD3814-330-R 33.0 32.151 M 0.418 0.471 0.908 SD3814-470-R 47.0 47.210 N 0.346 0.388 1.322 S SD DH H3 38 81 12 2 SD3814 |