| データシートサーチシステム |
|
HCP0805-R68-R データシート(PDF) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCP0805-R68-R データシート(HTML) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
3 / 4 page ![]() 1108 BU-SB08798 Page 3 of 4 Data Sheet: 4349 Co re L o ss vs. B 100k Hz 200k Hz 300k Hz 500k Hz 1MHz 0.001 0.01 0.1 1 10 100 100 1000 10000 B (G u a ss) p-p p-p % of O C L vs. % of I 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% % of I sat sat Inductance Characteristics Core Loss |