データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IMP38C44/D データシート(PDF) 7 Page - A1 PROs co., Ltd.

部品番号 IMP38C44/D
部品情報  BiiCMOS Currentt--Mode BiiCMOS Currentt--Mode
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  A1PROS [A1 PROs co., Ltd.]
ホームページ  http://www.a1pros.co.kr
Logo A1PROS - A1 PROs co., Ltd.

IMP38C44/D データシート(HTML) 7 Page - A1 PROs co., Ltd.

Back Button IMP38C44/D Datasheet HTML 2Page - A1 PROs co., Ltd. IMP38C44/D Datasheet HTML 3Page - A1 PROs co., Ltd. IMP38C44/D Datasheet HTML 4Page - A1 PROs co., Ltd. IMP38C44/D Datasheet HTML 5Page - A1 PROs co., Ltd. IMP38C44/D Datasheet HTML 6Page - A1 PROs co., Ltd. IMP38C44/D Datasheet HTML 7Page - A1 PROs co., Ltd. IMP38C44/D Datasheet HTML 8Page - A1 PROs co., Ltd. IMP38C44/D Datasheet HTML 9Page - A1 PROs co., Ltd. IMP38C44/D Datasheet HTML 10Page - A1 PROs co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IMP38C/HC/42/3/4/5
IMP38C/HC/42/3/4/5
© 2000 IMP, Inc.
PWM Controllers
7
Application Information
OUT
6 (10)
VD
(11)
–
+
+
–
UVLO
+
–
COMP
PGND
(8)
TQ
S
Q
R
UVL
Protection
1V
R
2R
(
) Pins Are 14-Pin Devices Only
38C/HC_06.eps
GND 5
AGND (9)
3 (5)
ISNS
Connection Notes
IMP38C4X, IMP38HC4X (8-Pin Devices)
50% Maximum Duty Cycle:
IMP38C44, IMP38HC44, IMP38C45, IMP38HC45
96% Maximum Duty Cycle:
IMP38C42, IMP38HC42, IMP38C43, IMP38HC43
Figure 3. UVL Protection Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com