データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2256 データシート(PDF) 1 Page - KR Electronics, Inc.

部品番号 2256
部品情報  Lowpass Filter
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KR [KR Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.

2256 データシート(HTML) 1 Page - KR Electronics, Inc.

  2256 Datasheet HTML 1Page - KR Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Lowpass
Filter
KR 2256
KR 2258
KR 2260
KR Part Number
2256
2258
2260
Filter Type
Lowpass
Lowpass
Lowpass
Insertion Loss
< 1 dB
< 1 dB
< 1 dB
< 3 dB Frequency
600 KHz
1.20 MHz
2.40 MHz
> 60 dB Frequency
660 KHz
1.32 MHz
2.64 MHz
VSWR
< 1.5:1
< 1.5:1
< 1.5:1
Source and Load
300
Ω
Ω
Ω
Ω
300
Ω
Ω
Ω
Ω
300
Ω
Ω
Ω
Ω
Specifications
Dimensions in inches
Metal Case
Ground terminals connected to case
Passband Amplitude
Overall Amplitude
Outline Drawing
Other Passband
Frequencies are
available.
10 dB/DIV
100 KHz
10 MHz
1 MHz
PN 2258
1 dB/DIV
100 KHz
1.25 MHz
PN 2258
KR Electronics
www.krfilters.com
91 Avenel Street
Avenel, NJ 07001
732-636-1900


同様の部品番号 - 2256

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Wire
2256 ALPHAWIRE-2256 Datasheet
92Kb / 4P
Customer Specification
1/2/2023
logo
Adafruit Industries
2256 ADAFRUIT-2256 Datasheet
110Kb / 2P
Pi Model B / Pi 2 / Pi 3 Case Base - Smoke Gray
logo
Alpha Wire
2256 SL005 ALPHAWIRE-2256 SL005 Datasheet
345Kb / 3P
Customer Specification
5/19/2017
logo
API Delevan
2256-01L API-2256-01L Datasheet
1Mb / 1P
Axial Lead Power Choke
2256-02L API-2256-02L Datasheet
1Mb / 1P
Axial Lead Power Choke
More results

同様の説明 - 2256

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KR Electronics, Inc.
2217 KR-2217 Datasheet
14Kb / 1P
Lowpass Filter
2223 KR-2223 Datasheet
14Kb / 1P
Lowpass Filter
2257 KR-2257 Datasheet
21Kb / 1P
Lowpass Filter
2267 KR-2267 Datasheet
15Kb / 1P
Lowpass Filter
2275-2 KR-2275-2 Datasheet
21Kb / 1P
Lowpass Filter
2275-5 KR-2275-5 Datasheet
20Kb / 1P
Lowpass Filter
2297-2 KR-2297-2 Datasheet
16Kb / 1P
Lowpass Filter
2297-4 KR-2297-4 Datasheet
16Kb / 1P
Lowpass Filter
2306 KR-2306 Datasheet
20Kb / 1P
Lowpass Filter
2351 KR-2351 Datasheet
13Kb / 1P
Lowpass Filter
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com