データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA157PT データシート(PDF) 2 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

部品番号 BA157PT
部品情報  FAST RECOVERY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 400 - 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
ホームページ  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BA157PT データシート(HTML) 2 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

  BA157PT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BA157PT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING CHARACTERISTIC CURVES ( BA157PT THRU BA159PT )
Tamb, MAX. AMBIENT TEMPERATURE (
oC)
VR, REVERSE VOLTAGE ( V )
VF , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE DROP (V)
I, LEAD LENGTH (mm)
1000
100
80
60
40
0
20
10
7
9
8
5
6
3
4
1
2
0
500
50
100
10
0.5
1.0
5.0
0
0.25
0.50
0.75
0.80
1.00
1.25
0
0
50
100
150
200
0
10
100
1000
0
0.4
0.8
1.2
1.6
0
10
20
30
35
TJ =25
oC
f = 1 MHZ
TJ =25
oC
VF
IF
TY
P.
M
AX
.
R - Load
C - Load
I
I
10 mm 10 mm
FIG. 2 - TYPICAL THERMAL RESISTANCE
CHARACTERISTICS
FIG. 1 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG. 3 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG. 4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com