データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXM3524ER データシート(PDF) 21 Page - Sony Corporation

部品番号 CXM3524ER
部品情報  3P10T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Phones
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXM3524ER データシート(HTML) 21 Page - Sony Corporation

Back Button CXM3524ER Datasheet HTML 17Page - Sony Corporation CXM3524ER Datasheet HTML 18Page - Sony Corporation CXM3524ER Datasheet HTML 19Page - Sony Corporation CXM3524ER Datasheet HTML 20Page - Sony Corporation CXM3524ER Datasheet HTML 21Page - Sony Corporation CXM3524ER Datasheet HTML 22Page - Sony Corporation CXM3524ER Datasheet HTML 23Page - Sony Corporation CXM3524ER Datasheet HTML 24Page - Sony Corporation CXM3524ER Datasheet HTML 25Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 29 page
background image
CXM3524ER
- 21 -
GSM Tx1
(VDD = 2.9V, Vctl = 0/2.9V, Pin = 35dBm)
Item
Freq [MHz]
GSM Tx1 - Ant1
GSM Tx1 - Ext
Unit
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
Insertion loss
* Non-mounted
recommended circuit
824 to 915
—
0.60
—
0.70
dB
Insertion loss
* Mounted
recommended circuit
824 to 915
—
0.67
—
0.92
dB
VSWR
824 to 915
—1.5
—1.5
—
GSM Tx1 Port
—
1.5
—
1.5
—
Ant1, Ext Port
SW isolation
824 to 915
——
—
25
—
dB
When GSM Tx1 - Ant1
measurement
25
—
25
—
dB
When GSM Tx1 - Ant2
measurement
22
—
—
—
—
dB
When GSM Tx1 - Ext
measurement
Isolation Tx
⇒ Rx
824 to 915
31
—
31
—
dB
Tx1 when selecting Tx1 -
Ant1 and Tx1-Ext
⇒
GSM850Rx
31
—
31
—
dB
Tx1 when selecting Tx1 -
Ant1 and Tx1-Ext
⇒
GSM900Rx
31
—
31
—
dB
Tx1 when selecting Tx1 -
Ant1 and Tx1-Ext
⇒
GSM1800Rx
31
—
31
—
dB
Tx1 when selecting Tx1 -
Ant1 and Tx1-Ext
⇒
GSM1900Rx
31
—
31
—
dB
Tx1 when selecting Tx1 -
Ant1 and Tx1-Ext
⇒
UMTS800M
30
—
31
—
dB
Tx1 when selecting Tx1 -
Ant1 and Tx1-Ext
⇒
UMTS1.5G
31
—
31
—
dB
Tx1 when selecting Tx1 -
Ant1 and Tx1-Ext
⇒
UMTS1.7G
29
—
31
—
dB
Tx1 when selecting Tx1 -
Ant1 and Tx1-Ext
⇒
UMTS2G
Isolation Tx
⇒ Ant
824 to 849
25
—
—
—
dB
Tx1 when selecting Ant1 -
GSM850Rx
⇒ Ant1
Tx1 when selecting Ant1 -
GSM850Rx
⇒ Ext
——
25
—
dB
880 to 915
25
—
—
—
dB
Tx1 when selecting Ant1 -
GSM900Rx
⇒ Ant1
Tx1 when selecting Ant1 -
GSM900Rx
⇒ Ext
——
25
—
dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29