データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SP490CS データシート(PDF) 11 Page - Exar Corporation

部品番号 SP490CS
部品情報  Full Duplex RS-485 Transceivers
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EXAR [Exar Corporation]
ホームページ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

SP490CS データシート(HTML) 11 Page - Exar Corporation

Back Button SP490CS Datasheet HTML 4Page - Exar Corporation SP490CS Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation SP490CS Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation SP490CS Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation SP490CS Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation SP490CS Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation SP490CS Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation SP490CS Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation SP490CS Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image

Exar Corporation 48720 Kato Road, Fremont CA, 94538 • (50)668-707 • www.exar.com
SP490,49_00_07408
PACKAGE:14PINPDIP
INDEX
AREA
b
N
1
2
3
N/2
c
D1
eA
eB
E
c
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
A
-
-
0.21
A1
0.15
-
-
A2
0.115
0.13
0.195
b
0.014
0.018
0.022
b2
0.045
0.06
0.07
b3
0.3
0.039
0.045
c
0.008
0.01
0.014
D
0.735
0.75
0.755
D1
0.005
-
-
E
0.3
0.31
0.325
E1
0.24
0.25
0.28
e
eA
eB
-
-
0.43
L
0.115
0.13
0.15
Note: Dimensions in (mm)
.100 BSC
.300 BSC
14 PIN PDIP JEDEC MS-001 (AA) Variation
E
E1
D
A
L
A2
A1
b
b2
e
b3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12