| データシートサーチシステム |
|
ST1112S データシート(PDF) 7 Page - Silicon Touch Technology Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST1112S データシート(HTML) 7 Page - Silicon Touch Technology Inc. |
|
7 / 9 page ![]() SP-ST1112S-A.007 Version :A.007 Page :6 未經授權而逕予重製、複製、使用或公開本文件,行為人得被追究侵權之相關民刑事責任 Unauthorized reproduction, duplication, use or disclosure of this document will be deemed as infringement. ST1112S Package Specifications ( LFCSP8 ) Symbol Dimensions(mm) MIN TYP MAX A - - 0.450 A1 0.000 0.020 0.050 A3 0.127REF b 0.150 0.200 0.250 D 1.900 2.000 2.100 D1 - 1.600 - E 1.900 2.000 2.100 E1 - 0.900 - e 0.50BSC e1 1.50BSC L 0.250 0.350 0.450 y - - 0.080 |