| データシートサーチシステム |
|
BL-R3131F データシート(PDF) 2 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BL-R3131F データシート(HTML) 2 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP |
|
2 / 5 page ![]() !""#$ %&'( ) && %&*&&++,-)./ + 012 &3451 1 5#521 ,&)&/ 6,/ 1 55 %7 89 0 %,/ 4 &22 ,/ % ,8/ 6 ,&/ %7 6,&/ :2 9:2 ,/ 1;1 & )<) ,/ 5; .=. 5;1664 . = . ) )> 71;114066#14;0100154141:140601154141: &"+!&?! & '+,-)./ 945@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@. 94,-./@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A& 212@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@# = +5 2 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ # =. +512@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)>.+54 %&B&' + + +(&141541114,104/ )514 ).,/4450;1442161 421144;00465027 +216115443C50;10551 |