データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTC2635 データシート(PDF) 16 Page - Linear Technology

部品番号 LTC2635
部品情報  Mobile Communications
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINER [Linear Technology]
ホームページ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC2635 データシート(HTML) 16 Page - Linear Technology

Back Button LTC2635 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LTC2635 Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LTC2635 Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LTC2635 Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LTC2635 Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LTC2635 Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LTC2635 Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LTC2635 Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LTC2635 Datasheet HTML 20Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 32 page
background image
LTC2635
16
2635f
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Mulitplying Bandwidth
Noise Voltage vs Frequency
Gain Error vs Reference Input
0.1Hz to 10Hz Voltage Noise
DAC-to-DAC Crosstalk (Dynamic)
Gain Error vs Temperature
LTC2635
TA = 25°C, unless otherwise noted.
FREQUENCY (Hz)
2635 G31
2
0
–16
–14
–12
–10
–8
–6
–4
–2
–18
1k
100k
1M
10k
VCC = 5V
VREF(DC) = 2V
VREF(AC) = 0.2VP-P
CODE = FULL-SCALE
FREQUENCY (Hz)
100
500
400
300
200
100
0
1k
100k
2634 G32
1M
10k
VCC = 5V
CODE = MID-SCALE
INTERNAL REF
LTC2635-H
LTC2635-L
REFERENCE VOLTAGE (V)
1
1.0
0.8
0.6
0.4
–0.6
–0.8
–0.4
–0.2
0.2
0
–1.0
1.5
5
4.5
4
2635 G33
5.5
2
2.5
3
3.5
VCC = 5.5V
GAIN ERROR OF 4 CHANNELS
1s/DIV
10μV/DIV
2635 G34
VCC = 5V, VFS = 2.5V
CODE = MID-SCALE
INTERNAL REF
TEMPERATURE (°C)
–50
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–25
125
100
75
50
25
2635 G36
150
0
2μs/DIV
1 DAC
SWITCH 0-FS
2V/DIV
VOUT
2mV/DIV
SCL
5V/DIV
2635 G35
9th CLOCK OF 3rd
DATA BYTE
LTC2635-H12, VCC = 5V
3nV• s TYPICAL CREF = 0.1μF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com