| データシートサーチシステム |
|
HT46R065 データシート(PDF) 85 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46R065 データシート(HTML) 85 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
85 / 99 page ![]() 20-pin SSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 150 ¾ 158 C8 ¾ 12 C ¢ 335 ¾ 347 D49 ¾ 65 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G15 ¾ 50 H7 ¾ 10 a 0 °¾ 8 ° HT46R064/065/066/0662/067 Rev. 1.10 85 June 9, 2009 2 0 1 1 1 1 0 A B C D E F C ' G H a |