| データシートサーチシステム |
|
HT86B10 データシート(PDF) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT86B10 データシート(HTML) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
34 / 79 page ![]() HT86BXX/HT86BRXX Rev. 1.60 34 October 20, 2009 V D D M U X R e a d D a t a R e g i s t e r D Q C K S D Q C K S C o n t r o l B i t P u l l - H i g h O p t i o n D a t a B u s W r i t e C o n t r o l R e g i s t e r C h i p R e s e t R e a d C o n t r o l R e g i s t e r W r i t e D a t a R e g i s t e r D a t a B i t P B 0 D a t a B i t K 0 ~ K 7 A n a l o g S w i t c h O p t i o n W e a k P u l l - u p Q Q M U X P B 0 ~ P B 7 K 0 ~ K 7 PB Input/Output Port V D D M U X R e a d D a t a R e g i s t e r D Q C K S D Q C K S C o n t r o l B i t P u l l - H i g h O p t i o n D a t a B u s W r i t e C o n t r o l R e g i s t e r C h i p R e s e t R e a d C o n t r o l R e g i s t e r W r i t e D a t a R e g i s t e r D a t a B i t P D 0 D a t a B i t R C O U T , R R , R C , C C E x t e r n a l R C C o n v e r t e r O p t i o n W e a k P u l l - u p Q Q M U X P D 0 ~ P D 7 R C O U T , R R , R C , C C PD Input/Output Port W a k e - u p O p t i o n S y s t e m W a k e - u p R e a d D a t a R e g i s t e r C o n t r o l B i t P u l l - H i g h O p t i o n D a t a B u s W r i t e C o n t r o l R e g i s t e r C h i p R e s e t R e a d C o n t r o l R e g i s t e r W r i t e D a t a R e g i s t e r D a t a B i t P A 0 ~ P A 7 W e a k P u l l - u p D Q C K S Q D Q C K S Q V D D M U X PA Input/Output Port |