| データシートサーチシステム |
|
MPC8536AVTATH データシート(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8536AVTATH データシート(HTML) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
6 / 128 page ![]() MPC8536E PowerQUICC™ III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 2 Pin Map Freescale Semiconductor 6 Figure 4. MPC8536E Pin Map Detail B PCI1_GNT [4]/GPIO [3] TVDD GND GND PCI1_ REQ [2] DMA_ DACK[0]/ GPIO[10] MDQ [59] MDQ [63] UDE MCP Rvsd TEST_ SEL Rsvd GVDD PCI1_ GNT [2] DMA_ DACK[1]/ GPIO[11] DMA_ DREQ[0]/ GPIO[14] DMA_ DREQ[1]/ GPIO[15] DMA_ DDONE[0]/ GPIO[12] DMA_ DDONE[1]/ GPIO[13] USB1_D [7] USB1_D [6] USB1_D [5] USB1_D [2] USB1_D [0] USB1_D [4] USB1_D [3] USB1_D [1] USB1_ NXT USB1_ DIR USB1_ STP USB1_ PWR- FAULT USB1_ PCTL0/ GPIO[6] USB1_ PCTL1/ GPIO[7] USB1_ CLK USB2_D [7] USB2_D [6] USB2_D [5] USB2_D [4] USB2_D [3] USB2_D [2] USB2_D [1] USB2_D [0] USB2_ NXT USB2_ DIR USB2_ STP USB2_ PWR- FAULT USB2_ PCTL0/ GPIO[8] USB2_ PCTL1/ GPIO[9] USB2_ CLK USB3_D [7] USB3_D [6] USB3_D [5] USB3_D [4] USB3_D [3] USB3_D [2] USB3_D [1] USB3_D [0] USB3_ NXT USB3_ DIR USB3_ STP USB3_ CLK EC_ MDC EC_ MDIO EC_GTX_ CLK125 TSEC1_ TXD [7] TSEC1_ TXD [6] TSEC1_ TXD [5] TSEC1_ TXD [4] TSEC1_ TXD [3] TSEC1_ TXD [2] TSEC1_ TXD [1] TSEC1_ TXD [0] TSEC1_ TX_EN TSEC1_ TX_ER TSEC1_ TX_CLK TSEC1_ GTX_CLK TSEC1_ CRS TSEC1_ COL TSEC1_ RXD [7] TSEC1_ RXD [6] TSEC1_ RXD [5] TSEC1_ RXD [4] TSEC1_ RXD [3] TSEC1_ RXD [2] TSEC1_ RXD [1] TSEC1_ RXD [0] TSEC1_ RX_DV TSEC1_ RX_ER TSEC1_ RX_CLK TSEC3_ TXD [7] TSEC3_ TXD [6] TSEC3_ TXD [5] TSEC3_ TXD [4] TSEC3_ TXD [3] TSEC3_ TXD [2] TSEC3_ TXD [1] TSEC3_ TXD [0] TSEC3_ TX_EN TSEC3_ TX_ER TSEC3_ TX_CLK TSEC3_ GTX_CLK TSEC3_ CRS TSEC3_ COL TSEC3_ RXD [7] TSEC3_ RXD [6] TSEC3_ RXD [5] TSEC3_ RXD [4] TSEC3_ RXD [3] TSEC3_ RXD [2] TSEC3_ RXD [1] TSEC3_ RXD [0] TSEC3_ RX_DV TSEC3_ RX_ER TSEC3_ RX_CLK TSEC_ 1588_ CLK TSEC_ 1588_TRIG _IN[0] TSEC_ 1588_TRIG _IN[1] TSEC_ 1588_TRIG _OUT[0] TSEC_ 1588_TRIG _OUT[1] TSEC_ 1588_CLK _OUT TSEC_ 1588_PULSE _OUT2 TSEC_ 1588_PULSE _OUT1 NC NC NC Rvsd AGND_ SRDS2 X2VDD GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND AVDD_ SRDS2 VDD_ CORE VDD_ CORE VDD_ CORE X2GND S2VDD TVDD LVDD LVDD OVDD OVDD OVDD OVDD OVDD OVDD DDRCLK SYSCLK SDHC_ CD/GPIO [4] SDHC_ CMD SDHC_ DAT [0] SDHC_ DAT [1] SDHC_ DAT [2] SDHC_ DAT [3] SDHC_ DAT[4]/SPI _CS[0] SDHC_ DAT[5]/SPI _CS[1] SDHC_ DAT[6]/SPI _CS[2] SDHC_ DAT[7]/SPI _CS[3] SDHC_ CLK SDHC_ WP/GPIO [5] SPI_ MOSI SPI_ MISO SPI_ CLK UART_ CTS [0] UART_ CTS [1] UART_ RTS [0] UART_ RTS [1] UART_ SIN [0] UART_ SIN [1] UART_ SOUT [0] UART_ SOUT [1] IIC2_ SDA MSRCID [0] MSRCID [1] MSRCID [2] MSRCID [3] MSRCID [4] MDVAL SD2_ IMP_CAL _RX OVDD IRQ[9]/ DMA_ DREQ[2] IRQ[11]/ DMA_ DDONE[2] IRQ[10]/ DMA_ DACK[2] SD2_ PLL_ TPA U T RV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 W Y AA AB AC AD AE AF AG AH DETAIL B |