データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSRF2640-1-T-PF データシート(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LSRF2640-1-T-PF
部品情報  LOW CURRENT ROUND TYPE LED LAMPS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSRF2640-1-T-PF データシート(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSRF2640-1-T-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF2640-1-T-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF2640-1-T-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF2640-1-T-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF2640-1-T-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF2640-1-T-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
+
-
100% 75% 50%
-60
°
-30
°
100%
25%
0
25%
75%
50%
60
°
0
°
30
°
25.0MIN
3.1
2.9
0.5
TYP
2.54TYP
1.0MIN
1.5MAX
4.3
3.3
1/5
Page
LSRF2640-1/T-PF
PART NO.
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Package Dimensions
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
Directivity Radiation



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com