| データシートサーチシステム |
|
BFS2070A2F データシート(PDF) 1 Page - SAMWHA ELECTRIC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BFS2070A2F データシート(HTML) 1 Page - SAMWHA ELECTRIC |
|
1 / 3 page ![]() 012345667899387 ! "! # $%&! '$"( )%#* $"&! * $! '$"( $#+! * $! * , ! - # ")! +*# &! "! %&! * , ! ',#'*# &* '&! &! #.% #/0 &$#&! "$ &!(('* 1! '%&! $(! *, ! +2 /"' ! $ #! 345 "! , ),! (#.% "'1! "/0 %*$+* '! "&#* $"! *12 ! $(! *2 ")! &! 0 "! " "* $"! 2*"*/! #* '! 6$#7 ! 82"7 ! 90 :0 7 ! 90 67 ! ; -"7 ! < #+"17 ! :- / "7 ! = * 10 >??@ABACD E$+2%*#&! "/! 2 # 2, # !.% 2+ "*7 ! -$#/! 2#$' &&$#&7 ! ('& + &0 F ) * ! '$"*#$ /!.% 2+ "*! "/!'*#$" '! *12 ! -# *#7 ! 2#$)#+! '$"*#$ #&0 %*$+$* !") " ! '$"*#$ ! %" *&7 ! '#!'*#$" '&0 ;G&7 ! GEH&7 !'*#$" '! +%& '! "&*#%+ "*&7 ! / $! )+ &!*'0 IJ>KLA@ M3 3 43 3 NOOP3 3 Q3 3 R3 3 S T U V W X YCZLCL[\] ^C\BL_\DA`ABACDa S bcdefffffffffffffT gehijfklhdefmnie opF! q *# rK s t : ")! o /!F$%! o /u / ! o /q ## *! E$# U vlcjwxhyfzw{e|jwn|j rAD}@L~LKC@L?sA\L?ALCL? C\rAL[K
C\rAL[K
C\rAL[K
C\rAL[K
_K 440 4
0 4330
0 0
0 4440 4
4
40 40
0 43430
0 4 3430
0 43430
40 4 330
0 330
0 4 3430
0 4330
0 4 9" * ! ! ++ ! 0 F! ! %* ! F + *#7 ! ! ! ! ")* ,7 ! ! ! u! ! u /* ,7 ! ! = 0 F! ! = "" #! F + *#! IJ>KLA@ |
同様の部品番号 - BFS2070A2F |
|
同様の説明 - BFS2070A2F |