データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADP5587 データシート(PDF) 21 Page - Analog Devices

部品番号 ADP5587
部品情報  Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP5587 データシート(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button ADP5587 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADP5587 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices ADP5587 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices ADP5587 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices ADP5587 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices ADP5587 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices ADP5587 Datasheet HTML 22Page - Analog Devices ADP5587 Datasheet HTML 23Page - Analog Devices ADP5587 Datasheet HTML 24Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
ADP5587
Rev. 0 | Page 21 of 24
HOST
PROCESSOR
BACKLIGHT
DRIVER
PWM
BACKLIGHT
EXPANDED
GPIOs
KEYPAD MATRIX
BACKLIGHT
ENABLE
ADP5587
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
G0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
J0
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
I2C
RST
INT
Figure 15. Integration Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24