データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA157 データシート(PDF) 2 Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

部品番号 BA157
部品情報  FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHENG-YI [CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.]
ホームページ  http://www.c-y.com.tw
Logo CHENG-YI - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

BA157 データシート(HTML) 2 Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

  BA157 Datasheet HTML 1Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. BA157 Datasheet HTML 2Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CHENG- YI
CHENG- YI
ELECTRONIC
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES
BA157 THRU BA159
BA157 thru BA159
FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
Fig. 2 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Fig. 3 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Fig. 1 - REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
100
10
1
1
10
100
10
1.0
0.1
0.01
0.6
0.8
1.1
1.3
1.4
1.6
1.2
1.0
.8
.6
.4
.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1.4
Fig. 4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE. VOLTS
Fig. 5 - PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
50
NONINDUCTIVE
1
NON-
INDUCTIVE
NOTES : 1. Rise Time=7ns max., Input Impedance=
1 megohm, 22pF.
2. Rise Time=10ns max., Source Impedance=
50 ohms.
10
NONINDUCTIVE
D.U.T.
OSCILLOSCOPE
(NOTE 1)
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
25 Vdc
(approx.)
(+)
(+)
()
()
SET TIME BASE
FOR 50 / 100ns/cm
1cm
-1.0A
-0.25
0
+0.5A
trr
30
24
18
12
6
1
2
4
6 8 10
20
40 60 80 100
TJ = 25 0C
Pulse Width=200 S
0
AMBIENT TEMPERATURE, C
MAXIMUNM AVERAGE CURRENT RATING
SINGLE PHASE, HALF-WAVE,60Hz RESISTIVE
OR INDUCTIVE LOAD .375"(9mm) LEAD LENGTH
0
T =25C
J



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com