| データシートサーチシステム |
|
AS8520 データシート(PDF) 32 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS8520 データシート(HTML) 32 Page - ams AG |
|
32 / 34 page ![]() www.austriamicrosystems.com/Lin_CompanionIC/AS8520 Revision 0.01 32 - 34 AS8520 Preliminary Data Sheet - P a c k age Drawings and M a rkings 9 Package Drawings and Markings The device is available in a 24-pin QFN (6x6) package. Figure 20. Package Drawings Table 20. Package Dimensions Symbol mm Min Typ Max D6 E6 D1 4.40 4.50 4.60 E1 4.4 4.50 4.60 L 0.35 0.40 0.45 b 0.25 0.30 0.35 e0.65 A 0.80 0.85 0.9 A1 0.203 AYWWIZZ AS8520 51111Y 19 24 6 1 12 7 13 18 |