| データシートサーチシステム |
|
AS8530 データシート(PDF) 27 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS8530 データシート(HTML) 27 Page - ams AG |
|
27 / 29 page ![]() www.austriamicrosystems.com/Lin_CompanionIC/AS8530 Revision 0.01 27 - 29 AS8530 Preliminary Data Sheet - P a c k age Drawings and M a rkings 9 Package Drawings and Markings The device is available in a epSOIC package. Figure 20. Package Drawings Table 18. Package Dimensions Symbol mm Min Typ Max D4.93 E3.94 P1 2.24 3.1 3.2 P2 1.55 2.41 2.51 L 0.41 0.64 0.89 e1.27 B 0.35 0.41 0.49 H5.99 A1 0.00 0.05 0.10 D L P1 Bottom View Top View Side View e B AYWWI ZZ853 5111Y |