| データシートサーチシステム |
|
dsPIC33FJ64GS606 データシート(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
dsPIC33FJ64GS606 データシート(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 416 page ![]() 2009 Microchip Technology Inc. Preliminary DS70591B-page 7 dsPIC33FJ32GS406/606/608/610 and dsPIC33FJ64GS406/606/608/610 Pin Diagrams 64-Pin TQFP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 35 34 33 14 15 16 dsPIC33FJ32GS406 PGEC2/SOSCO/T1CK/CN0/RC14 PGED2/SOSCI/T4CK/CN1/RC13 OC1/QEB1/FLT5/RD0 IC4/QEA1/FLT4/INT4/RD11 IC2/FLT2/U1CTS/INT2/RD9 IC1/FLT1/SYNCI1/INT1/RD8 VSS OSC2/REFCLKO/CLKO/RC15 OSC1/CLKIN/RC12 VDD SCL1/RG2 U1RTS/SCK1/INT0/RF6 U1RX/SDI1/RF2 U1TX/SDO1/RF3 PWM3H/RE5 PWM4L/RE6 PWM4H/RE7 SCK2/FLT12/CN8/RG6 SDI2/FLT11/CN9/RG7 SDO2/FLT10/CN10/RG8 MCLR VSS VDD AN3/AINDX1/CN5/RB3 AN2/ASS1/CN4/RB2 PGEC3/B/AN1/CN3/RB1 PGED3/AN0/CN2/RB0 SDA1/RG3 43 42 41 40 39 38 37 44 48 47 46 45 SS2/FLT9/SYNCI2/T5CK/CN11/RG9 AN5/AQEB1/CN7/RB5 AN4/AQEA1/CN6/RB4 IC3/INDX1/FLT3/INT3/RD10 dsPIC33FJ64GS406 = Pins are up to 5V tolerant |