| データシートサーチシステム |
|
MPC5200B データシート(PDF) 62 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5200B データシート(HTML) 62 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
62 / 72 page ![]() MPC5200B Data Sheet, Rev. 4 62 Freescale Semiconductor I2C_3 SDA I/O VDD_IO DRV4 Schmitt PSC PSC1_0 TxD, Sdata_out, MOSI, TX I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC1_1 RxD, Sdata_in, MISO, TX I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC1_2 Mclk, Sync, RTS I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC1_3 BitClk, SCK, CTS I/O VDD_IO DRV4 Schmitt PSC1_4 Frame, SS, CD I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC2_0 TxD, Sdata_out, MOSI, TX I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC2_1 RxD, Sdata_in, MISO, TX I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC2_2 Mclk, Sync, RTS I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC2_3 BitClk, SCK, CTS I/O VDD_IO DRV4 Schmitt PSC2_4 Frame, SS, CD I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_0 USB_OE, TxDS, TX I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_1 USB_TXN, RxD, RX I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_2 USB_TXP, BitClk, RTS I/O VDD_IO DRV4 Schmitt PSC3_3 USB_RXD, Frame, SS, CTS I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_4 USB_RXP, CD I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_5 USB_RXN I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_6 USB_PRTPWR, Mclk, MOSI I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_7 USB_SPEED. MISO I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_8 USB_SUPEND, SS I/O VDD_IO DRV4 TTL PSC3_9 USB_OVRCNT, SCK I/O VDD_IO DRV4 TTL GPIO/TIMER GPIO_WKUP_6 MEM_CS1 I/O VDD_MEM_IO DRV16_MEM TTL PULLUP_MEM GPIO_WKUP_7 I/O VDD_IO DRV8 TTL TIMER_0 I/O VDD_IO DRV4 TTL Table 52. MPC5200B Pinout Listing (continued) Name Alias Type Power Supply Output Driver Type Input Type Pull-up/ down |