| データシートサーチシステム |
|
HT45R35 データシート(PDF) 40 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT45R35 データシート(HTML) 40 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
40 / 54 page ![]() 16-pin NSOP (150mil) Outline Dimensions · MS-012 Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 150 ¾ 157 C12 ¾ 20 C ¢ 386 ¾ 394 D ¾¾ 69 E ¾ 50 ¾ F4 ¾ 10 G16 ¾ 50 H7 ¾ 10 a 0 °¾ 8 ° HT45R35 Rev. 1.20 40 January 29, 2010 1 6 1 9 8 a A B C D E F G H C ' |