| データシートサーチシステム |
|
HT45R37 データシート(PDF) 91 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT45R37 データシート(HTML) 91 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
91 / 100 page ![]() 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions · MS-013 Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 393 ¾ 419 B 256 ¾ 300 C12 ¾ 20 C ¢ 697 ¾ 713 D ¾¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾ 12 G16 ¾ 50 H8 ¾ 13 a 0 °¾ 8 ° HT45R37 Rev. 1.10 91 January 29, 2010 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |