| データシートサーチシステム |
|
HT9231 データシート(PDF) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT9231 データシート(HTML) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
9 / 14 page ![]() 8-pin SOP (150mil) Outline Dimensions · MS-012 Symbol Dimensions in inch Min. Nom. Max. A 0.228 ¾ 0.244 B 0.150 ¾ 0.157 C 0.012 ¾ 0.020 C ¢ 0.188 ¾ 0.197 D ¾¾ 0.069 E ¾ 0.050 ¾ F 0.004 ¾ 0.010 G 0.016 ¾ 0.050 H 0.007 ¾ 0.010 a 0 °¾ 8 ° Symbol Dimensions in mm Min. Nom. Max. A 5.79 ¾ 6.20 B 3.81 ¾ 3.99 C 0.30 ¾ 0.51 C ¢ 4.78 ¾ 5.00 D ¾¾ 1.75 E ¾ 1.27 ¾ F 0.10 ¾ 0.25 G 0.41 ¾ 1.27 H 0.18 ¾ 0.25 a 0 °¾ 8 ° HT9231/HT9232/HT9234 Rev. 1.00 9 March 8, 2010 D F C ' G H a E 8 1 A B C 4 5 |