| データシートサーチシステム |
|
BVM-SFPC3W2S データシート(PDF) 4 Page - Bright View Electronic Co., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BVM-SFPC3W2S データシート(HTML) 4 Page - Bright View Electronic Co., LTD. |
|
4 / 7 page ![]() ■ BIN GRADE LIMITS CHROMATICITY COORDINATES x 0.307 0.304 0.3147 0.3165 y 0.315 0.33 0.3423 0.325 x 0.311 0.307 0.3165 0.3188 y 0.294 0.315 0.325 0.3038 x 0.3165 0.3147 0.33 0.33 y 0.325 0.3423 0.36 0.339 x 0.3188 0.3165 0.33 0.33 y 0.3038 0.325 0.339 0.318 x 0.33 0.33 0.3473 0.3453 y 0.339 0.36 0.3739 0.3514 x 0.33 0.33 0.3453 0.3436 y 0.318 0.339 0.3514 0.3307 x 0.3453 0.3473 0.361 0.3575 y 0.3514 0.3739 0.385 0.3612 x 0.3436 0.3453 0.3575 0.3545 y 0.3307 0.3514 0.3612 0.3408 x 0.3897 0.3988 0.4162 0.4053 y 0.3823 0.4116 0.42 0.3907 x 0.3822 0.3897 0.4053 0.3954 y 0.358 0.3823 0.3907 0.3642 x 0.4053 0.4162 0.439 0.4255 y 0.3907 0.42 0.431 0.4 x 0.3954 0.4053 0.4255 0.4129 y 0.3642 0.3907 0.4 0.3725 x 0.4255 0.439 0.468 0.4519 y 0.4 0.431 0.4385 0.4086 x 0.4129 0.4255 0.4519 0.4355 y 0.3725 0.4 0.4086 0.3785 x 0.4519 0.468 0.497 0.477 y 0.4086 0.4385 0.4466 0.4137 x 0.4355 0.4519 0.477 0.4588 y 0.3785 0.4086 0.4137 0.3838 h1 2500~2800 h2 Chromaticity Coordinates (Kelvin) c1 6300~7000 c2 Bin Code Color Temperature Rank f2 3800-3500 f1 4500~5000 d3 f3 g1 2800~3200 g2 d4 3200~3500 f4 BVM-SFPC3 SERIES Bright View Electronics FLEXSTRIP LIGHT c3 5500~6300 c4 d1 5000~5500 d2 Date:2008/07/16 Page :4 of 7 Version:F |