| データシートサーチシステム |
|
WS62256LLFP データシート(PDF) 4 Page - Wing Shing Computer Components |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WS62256LLFP データシート(HTML) 4 Page - Wing Shing Computer Components |
|
4 / 9 page ![]() 0 0 0 0 &*- &*- &*- &*- (- (- (- (- #&&# #&&# #&&# #&&# (- (- (- (- *$# *$# *$# *$# (- (- (- (- %%.%%& %%.%%& %%.%%& %%.%%& (- (- (- (- *$%%/0 *$%%/0 *$%%/0 *$%%/0 (- (- (- (- %%.%%/0 %%.%%/0 %%.%%/0 %%.%%/0 (- (- (- (- *%%10 *%%10 *%%10 *%%10 (- (- (- (- %%.%%10 %%.%%10 %%.%%10 %%.%%10 (- (- (- (- %%.%%#&&* %%.%%#&&* %%.%%#&&* %%.%%#&&* (- (- (- (- ! ! ! !+%$+3$%$)%) +%$+3$%$)%) +%$+3$%$)%) +%$+3$%$)%)$#($! $#($! $#($! $#($! $*+ $*+ $*+ $*+ ! ! ! !%)%&%&) %)%&%&) %)%&%&) %)%&%&) ! ! ! !%)%+)& 2$#) %)%+)& 2$#) %)%+)& 2$#) %)%+)& 2$#) ! ! ! !4*%)%3&" 2$#) 4*%)%3&" 2$#) 4*%)%3&" 2$#) 4*%)%3&" 2$#) ,#2 ,#2 ,#2 ,#2 +$ +$ +$ +$ +$ +$ +$ +$ $" $" $" $" $#3 $#3 $#3 $#3 #3*1# #3*1# #3*1# #3*1# 21/ 21/ 21/ 21/ *#4 *#4 *#4 *#4 #3*1# #3*1# #3*1# #3*1# + + + + $ $ $ $ #++/3 #++/3 #++/3 #++/3 $" $" $" $" $#3 $#3 $#3 $#3 ,//" ,//" ,//" ,//" *1# *1# *1# *1# 21/ 21/ 21/ 21/ *1#4 *1#4 *1#4 *1#4 $# $# $# $# 5, 5, 5, 5, * * * * /$11 /$11 /$11 /$11 +#* +#* +#* +#* 666622 22 22 226666$# $# $# $# #3*1# #3*1# #3*1# #3*1# 2/1 2/1 2/1 2/1 ,//" ,//" ,//" ,//" *1# *1# *1# *1# 2/1 2/1 2/1 2/1 :::: Ω ! ! ! ! → ← → ← (- (- (- (- (=> (=> (=> (=> + + + + + + + + .34.& .34.& .34.& .34.& 5&. 5&. 5&. 5&. #6( #6( #6( #6( Ω Ω + + + + .34.& .34.& .34.& .34.& 5&. 5&. 5&. 5&. #6( #6( #6( #6( Ω Ω #%',&",5& &,! '-',-& !&,,. #%',&",5& &,! '-',-& !&,,. #%',&",5& &,! '-',-& !&,,. #%',&",5& &,! '-',-& !&,,. WS WS62256 5.0V 5.0V 5.0V T WS62256-70 9-4 A =25 C |