データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GDZ8.2 データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 GDZ8.2
部品情報  Zener diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

GDZ8.2 データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  GDZ8.2 Datasheet HTML 1Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 2Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 3Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 4Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
GDZ7.5
Diodes
Rev.C
2/4
Electrical characteristics (Ta=25 C)
MARKING (Type No.)
TYPE
TYPE NO.
GDZ
3.9
LA
GDZ
4.7
AA
GDZ
5.1
DA
GDZ
5.6
EA
GDZ
6.2
FA
GDZ
6.8
HA
GDZ
7.5
JA
GDZ
8.2
KA
MIN.
MAX.
Iz(mA)
MAX.
VR(V)
GDZ 3.9
3.740
4.160
5.0
5.0
1.0
GDZ 4.7
4.420
4.900
5.0
2.0
1.0
GDZ 5.1
4.840
5.370
5.0
2.0
1.5
GDZ 5.6
5.310
5.920
5.0
1.0
2.5
GDZ 6.2
5.860
6.530
5.0
1.0
3.0
GDZ 6.8
6.470
7.140
5.0
0.5
3.5
GDZ 7.5
7.060
7.840
5.0
0.5
4.0
GDZ 8.2
7.760
8.640
5.0
0.5
5.0
(1)The zener voltage(Vz) is measured 40ms after power is supplied.
TYP.
Symbol
Reverse current
IR( A
Zener voltage Vz(V)



Html Pages

1 2 3 4 5