| データシートサーチシステム |
|
MMSZ5246B データシート(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MMSZ5246B データシート(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor |
|
2 / 4 page ![]() MMSZ5221B MMSZ5223B MMSZ5225B MMSZ5226B MMSZ5227B MMSZ5228B MMSZ5229B MMSZ5230B MMSZ5231B MMSZ5232B MMSZ5233B MMSZ5234B MMSZ5235B MMSZ5236B MMSZ5237B MMSZ5238B MMSZ5239B MMSZ5240B MMSZ5241B MMSZ5242B MMSZ5243B MMSZ5245B MMSZ5246B MMSZ5248B MMSZ5250B MMSZ5251B MMSZ5252B MMSZ5254B MMSZ5255B MMSZ5256B MMSZ5257B MMSZ5258B MMSZ5259B MMSZ5260B RECTRON ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@TA=25OC unless otherwise specified) Test Maximum Zener impedance Maximum Reverse Max Min Nom Volts Volts Volts Zener voltage Range (Note 1) current leakage current VZ (V) @ IZT ZZT at at IZT ZZK IZK IR at VR IZT (mA) (mA) (uA) (V) TYPE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5 7.0 8.0 8.4 9.1 9.9 11 12 14 15 17 18 21 21 23 100 75 50 25 15 10 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1200 1300 1600 1600 1700 1900 2000 1900 1600 1600 1600 1000 750 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 30 30 30 28 24 23 22 19 17 11 7 7 5 6 8 8 10 17 22 30 13 16 17 21 25 29 33 41 44 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9.5 8.5 7.8 7.0 6.2 5.6 5.2 5.0 4.5 4.2 2.28 2.57 2.85 3.14 3.42 3.71 4.09 4.47 4.85 5.32 5.70 5.89 6.46 7.13 7.79 8.27 8.65 9.50 10.45 11.40 12.35 14.25 15.20 17.10 19.00 20.90 22.80 25.65 26.60 28.50 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.2 6.8 7.5 8.2 8.7 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 28 30 2.52 2.84 3.15 3.47 3.78 4.10 4.52 4.94 5.36 5.88 6.30 6.51 7.14 7.88 8.61 9.14 10.50 9.56 11.55 12.60 13.65 15.75 16.80 18.90 21.00 23.10 25.20 28.35 29.40 31.50 (Ω) (Ω) 25 27 30 0.1 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25 700 700 800 58 70 80 3.8 3.4 3.2 31.35 34.20 37.05 33 36 39 34.65 37.80 40.95 33 0.1 0.25 900 93 3.0 40.85 43 45.15 Note 1. Tested with pulses,Tp<1.0ms. |