| データシートサーチシステム |
|
SS6523 データシート(PDF) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6523 データシート(HTML) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
7 / 8 page ![]() www.SiliconStandard.com 7 of 8 SS6523 !" PIN DESCRIPTION +0*:*<*&A0 A +0A # # !$-( !%!( !%!(" !% " %!*%!)) , )!% 62$$,(!)!% 62 +02A0 +!%"(' +0A701 !%%! +09A= "! !" APPLICATION INFORMATIONS () %%(%"!("%"%$((' %!" ! "" )%! $$ ! "%$-( "!% % !!" !% 6"" %" %% !) !%%!(62 $((!"!!"(!$%% % $( )* .%$%6"° 4 %$(%!!)!!%/" +,- !-'$""$$!%)%!0!7014 (!$$%,4""%!('%! ! !%!( "(' %$"" .! $ -'$"" $$!%4 $ ! "!% $' $" ")) %!)%!"('($$ !$$%$(!%!(%%' *#.) %% "% " $" -' $$$ !) , %% -$" $% %!"%"$((!%$%! !!% " %% -$" % $ (%"%%%!$$-' )(%)%5'"$(" * B(/ $$$ %!," "!%% %$"%%%$!$$ ,.$224<$$(!%4 (%!(' $$!% ! (!" ! !"%$ !!% "!( %!, %$" %!%!! (*+ !% %%' !) % % -!$%" %5%"$"!8($'!!$68%$( ""$!$!8,!($%!$ Rev.2.01 6/26/2003 |