| データシートサーチシステム |
|
LPC2158 データシート(PDF) 40 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LPC2158 データシート(HTML) 40 Page - NXP Semiconductors |
|
40 / 45 page ![]() LPC2157_2158_2 © NXP B.V. 2009. All rights reserved. Product data sheet Rev. 02 — 9 February 2009 40 of 45 NXP Semiconductors LPC2157/2158 Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers Fig 12. LPC2158 USB interface using the UP_LED function on pin 17 LPC2158 VDD R1 1.5 k Ω R2 UP_LED 002aad411 USB-B connector D + D − VBUS VSS RS = 33 Ω RS = 33 Ω |