| データシートサーチシステム |
|
HT86A36 データシート(PDF) 3 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT86A36 データシート(HTML) 3 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
3 / 68 page ![]() Pin Assignment HT86Axx/HT86ARxx Rev. 1.00 3 March 19, 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 H T 8 6 A 3 6 4 4 Q F P - A P A 0 P C 3 P C 2 P C 1 P C 0 P D 0 P D 1 P D 2 P D 3 V D D A 1 V S S A 1 X I N X O U T V D D P E 4 P E 5 V S S I N T P E 6 O S C 2 O S C 1 P C 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 P A 0 P C 3 P C 2 P C 1 P C 0 P D 0 P D 1 P D 2 P D 3 V D D A 1 V S S A 1 X I N X O U T V D D P E 4 P E 5 V S S I N T P E 6 O S C 2 O S C 1 P C 5 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 6 4 6 3 6 2 6 1 6 0 5 9 5 8 5 7 5 6 5 5 5 4 5 3 5 2 5 1 5 0 4 9 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 H T 8 6 A 3 6 6 4 L Q F P - A P A 0 N C N C P A 1 P A 2 P A 3 P A 4 P A 5 P A 7 P C 3 P C 2 P C 1 P C 0 P D 0 P D 1 P D 2 P E 3 R E S X I N X O U T V D D P E 4 P E 5 V S S I N T P E 6 O S C 2 O S C 1 P E 7 P C 7 P C 6 P C 5 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 6 4 6 3 6 2 6 1 6 0 5 9 5 8 5 7 5 6 5 5 5 4 5 3 5 2 5 1 5 0 4 9 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 P A 0 N C N C P A 1 P A 2 P A 3 P A 4 P A 5 P A 7 P C 3 P C 2 P C 1 P C 0 P D 0 P D 1 P D 2 P E 3 R E S X I N X O U T V D D P E 4 P E 5 V S S I N T P E 6 O S C 2 O S C 1 P E 7 P C 7 P C 6 P C 5 H T 8 6 A 7 2 H T 8 6 A R 7 2 4 4 Q F P - A H T 8 6 A 7 2 H T 8 6 A R 7 2 6 4 L Q F P - A |