データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT86B20 データシート(PDF) 81 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT86B20
部品情報  Enhanced Voice 8-Bit MCU
PDF  83 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT86B20 データシート(HTML) 81 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT86B20 Datasheet HTML 75Page - Holtek Semiconductor Inc HT86B20 Datasheet HTML 76Page - Holtek Semiconductor Inc HT86B20 Datasheet HTML 77Page - Holtek Semiconductor Inc HT86B20 Datasheet HTML 78Page - Holtek Semiconductor Inc HT86B20 Datasheet HTML 79Page - Holtek Semiconductor Inc HT86B20 Datasheet HTML 80Page - Holtek Semiconductor Inc HT86B20 Datasheet HTML 81Page - Holtek Semiconductor Inc HT86B20 Datasheet HTML 82Page - Holtek Semiconductor Inc HT86B20 Datasheet HTML 83Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 83 page
background image
Product Tape and Reel Specifications
Reel Dimensions
SSOP 24S (150mil)
Symbol
Description
Dimensions in mm
A
Reel Outer Diameter
330.0
±1.0
B
Reel Inner Diameter
100.0
±1.5
C
Spindle Hole Diameter
13.0
+0.5/-0.2
D
Key Slit Width
2.0
±0.5
T1
Space Between Flange
16.8
+0.3/-0.2
T2
Reel Thickness
22.2
±0.2
SOP 28W (300mil)
Symbol
Description
Dimensions in mm
A
Reel Outer Diameter
330.0
±1.0
B
Reel Inner Diameter
100.0
±1.5
C
Spindle Hole Diameter
13.0
+0.5/-0.2
D
Key Slit Width
2.0
±0.5
T1
Space Between Flange
24.8
+0.3/-0.2
T2
Reel Thickness
30.2
±0.2
HT86BXX/HT86BRXX
Rev. 1.80
81
March 12, 2010
A
C
B
T 1
T 2
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com