| データシートサーチシステム |
|
HT86B70 データシート(PDF) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT86B70 データシート(HTML) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
13 / 83 page ![]() HT86B90 Chip size: 3620 ´6700 (mm) 2 * The IC substrate should be connected to VSS in the PCB layout artwork. HT86BXX/HT86BRXX Rev. 1.80 13 March 12, 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 9 3 0 3 1 3 2 P A 7 P A 6 P A 5 P A 4 P A 3 P A 2 P A 1 P A 0 P B 0 P B 1 P B 2 V S S P P W M 2 P W M 1 V D D P V D D A A U D V S S A O S C 2 O S C 1 2 5 2 7 2 8 2 6 4 1 4 0 3 9 3 8 3 7 3 6 3 5 3 4 3 3 ( 0 , 0 ) |