データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

24LC256-I/P データシート(PDF) 16 Page - Microchip Technology

部品番号 24LC256-I/P
部品情報  256K I2C??CMOS Serial EEPROM
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

24LC256-I/P データシート(HTML) 16 Page - Microchip Technology

Back Button 24LC256-I/P Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology 24LC256-I/P Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology 24LC256-I/P Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology 24LC256-I/P Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology 24LC256-I/P Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology 24LC256-I/P Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology 24LC256-I/P Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology 24LC256-I/P Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology 24LC256-I/P Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 34 page
background image
24AA256/24LC256/24FC256
DS21203Q-page 16
 2010 Microchip Technology Inc.
/HDG3ODVWLF 6PDOO 2XWOLQH 61 ± 1DUURZ  PP %RG\ >62,&@
1RWHV
 3LQ  YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWKLQ WKH KDWFKHG DUHD
 † 6LJQLILFDQW &KDUDFWHULVWLF
 'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG  PP SHU VLGH
 'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
5() 5HIHUHQFH 'LPHQVLRQ XVXDOO\ ZLWKRXW WROHUDQFH IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV RQO\
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZPLFURFKLSFRPSDFNDJLQJ
8QLWV
0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1

3LWFK
H
 %6&
2YHUDOO +HLJKW
$
±
±

0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$

±
±
6WDQGRII
†
$

±

2YHUDOO :LGWK
(
 %6&
0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(
 %6&
2YHUDOO /HQJWK
'
 %6&
&KDPIHU RSWLRQDO
K

±

)RRW /HQJWK
/

±

)RRWSULQW
/
 5()
)RRW $QJOH
I
ƒ
±
ƒ
/HDG 7KLFNQHVV
F

±

/HDG :LGWK
E

±

0ROG 'UDIW $QJOH 7RS
D
ƒ
±
ƒ
0ROG 'UDIW $QJOH %RWWRP
E
ƒ
±
ƒ
D
N
e
E
E1
NOTE 1
12
3
b
A
A1
A2
L
L1
c
h
h
φ
β
α
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com