| データシートサーチシステム |
|
HCM0703-R15-R データシート(PDF) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCM0703-R15-R データシート(HTML) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
3 / 4 page ![]() 1209 BU-SB091169 Page 3 of 4 Data Sheet: 4085 Core Loss vs. B 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000 B (Gauss) 1MHz 500kHz 300kHz 200kHz 100kHz p-p p-p % of OCL vs % of I 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 1 00% 120% 140% 160% 180% 200% % of I sat sat Inductance Characteristics Core Loss |