| データシートサーチシステム |
|
PIC16F883-E/P データシート(PDF) 5 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F883-E/P データシート(HTML) 5 Page - Microchip Technology |
|
5 / 328 page ![]() © 2009 Microchip Technology Inc. DS41291F-page 3 PIC16F882/883/884/886/887 Pin Diagrams – PIC16F882/883/886, 28-Pin PDIP, SOIC, SSOP TABLE 1: PIC16F882/883/886 28-PIN SUMMARY (PDIP, SOIC, SSOP) I/O Pin Analog Comparators Timers ECCP EUSART MSSP Interrupt Pull-up Basic RA0 2 AN0/ULPWU C12IN0- — — — — — — — RA1 3 AN1 C12IN1- — — — — — — — RA2 4 AN2 C2IN+ — — — — — — VREF-/CVREF RA3 5 AN3 C1IN+ — — — — — — VREF+ RA4 6 — C1OUT T0CKI — — — — — — RA5 7 AN4 C2OUT — — — SS —— — RA6 10 — — — — — — — — OSC2/CLKOUT RA7 9 — — — — — — — — OSC1/CLKIN RB0 21 AN12 — — — — — IOC/INT Y — RB1 22 AN10 C12IN3- — P1C — — IOC Y — RB2 23 AN8 — — P1B — — IOC Y — RB3 24 AN9 C12IN2- — — — — IOC Y PGM RB4 25 AN11 — — P1D — — IOC Y — RB5 26 AN13 — T1G — — — IOC Y — RB6 27 — — — — — — IOC Y ICSPCLK RB7 28 — — — — — — IOC Y ICSPDAT RC0 11 — — T1OSO/T1CKI — — — — — — RC1 12 — — T1OSI CCP2 — — — — — RC2 13 — — — CCP1/P1A — — — — — RC3 14 — — — — — SCK/SCL — — — RC4 15 — — — — — SDI/SDA — — — RC5 16 — — — — — SDO — — — RC6 17 — — — — TX/CK — — — — RC7 18 — — — — RX/DT — — — — RE3 1 — — — — — — — Y(1) MCLR/VPP —20 — — — — — — — — VDD — 8 — — — — — — — — VSS —19 — — — — — — — — VSS Note 1: Pull-up activated only with external MCLR configuration. 10 11 2 3 4 5 6 1 8 7 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 22 21 RE3/MCLR/VPP RA0/AN0/ULPWU/C12IN0- RA1/AN1/C12IN1- RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+ RA3/AN3/VREF+/C1IN+ RA4/T0CKI/C1OUT RA5/AN4/SS/C2OUT VSS RA7/OSC1/CLKIN RA6/OSC2/CLKOUT RC0/T1OSO/T1CKI RC1/T1OSI/CCP2 RC2/P1A/CCP1 RC3/SCK/SCL RB7/ICSPDAT RB6/ICSPCLK RB5/AN13/T1G RB4/AN11/P1D RB3/AN9/PGM/C12IN2- RB2/AN8/P1B RB1/AN10/P1C/C12IN3- RB0/AN12/INT VDD VSS RC7/RX/DT RC6/TX/CK RC5/SDO RC4/SDI/SDA 28-pin PDIP, SOIC, SSOP |