データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PIC16F883-E/SS データシート(PDF) 11 Page - Microchip Technology

部品番号 PIC16F883-E/SS
部品情報  28/40/44-Pin, Enhanced Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology
PDF  328 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F883-E/SS データシート(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology PIC16F883-E/SS Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 328 page
background image
© 2009 Microchip Technology Inc.
DS41291F-page 9
PIC16F882/883/884/886/887
TABLE 4:
PIC16F884/887 44-PIN SUMMARY (QFN)
I/O
Pin
Analog
Comparators
Timers
ECCP
EUSART
MSSP
Interrupt Pull-up
Basic
RA0
19
AN0/ULPWU
C12IN0-
—
—
—
—
—
—
—
RA1
20
AN1
C12IN1-
—
—
—
—
—
—
—
RA2
21
AN2
C2IN+
—
—
—
—
—
—
VREF-/CVREF
RA3
22
AN3
C1IN+
—
—
—
—
—
—
VREF+
RA4
23
—
C1OUT
T0CKI
—
—
—
—
—
—
RA5
24
AN4
C2OUT
—
—
—
SS
——
—
RA6
33
—
—
—
—
—
—
—
—
OSC2/CLKOUT
RA7
32
—
—
—
—
—
—
—
—
OSC1/CLKIN
RB0
9
AN12
—
—
—
—
—
IOC/INT
Y
—
RB1
10
AN10
C12IN3-
—
—
—
—
IOC
Y
—
RB2
11
AN8
—
—
—
—
—
IOC
Y
—
RB3
12
AN9
C12IN2-
—
—
—
—
IOC
Y
PGM
RB4
14
AN11
—
—
—
—
—
IOC
Y
—
RB5
15
AN13
—
T1G
—
—
—
IOC
Y
—
RB6
16
—
—
—
—
—
—
IOC
Y
ICSPCLK
RB7
17
—
—
—
—
—
—
IOC
Y
ICSPDAT
RC0
34
—
—
T1OSO/T1CKI
—
—
—
—
—
—
RC1
35
—
—
T1OSI
CCP2
—
—
—
—
—
RC2
36
—
—
—
CCP1/P1A
—
—
—
—
—
RC3
37
—
—
—
—
—
SCK/SCL
—
—
—
RC4
42
—
—
—
—
—
SDI/SDA
—
—
—
RC5
43
—
—
—
—
—
SDO
—
—
—
RC6
44
—
—
—
—
TX/CK
—
—
—
—
RC7
1
—
—
—
—
RX/DT
—
—
—
—
RD0
38
—
—
—
—
—
—
—
—
—
RD1
39
—
—
—
—
—
—
—
—
—
RD2
40
—
—
—
—
—
—
—
—
—
RD3
41
—
—
—
—
—
—
—
—
—
RD4
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
RD5
3
—
—
—
P1B
—
—
—
—
—
RD6
4
—
—
—
P1C
—
—
—
—
—
RD7
5
—
—
—
P1D
—
—
—
—
—
RE0
25
AN5
—
—
—
—
—
—
—
—
RE1
26
AN6
—
—
—
—
—
—
—
—
RE2
27
AN7
—
—
—
—
—
—
—
—
RE3
18
—
—
—
—
—
—
—
Y(1)
MCLR/VPP
—
7
—
—
—
—
—
—
—
—
VDD
—8
—
—
—
—
—
—
—
—
VDD
—
28
—
—
—
—
—
—
—
—
VDD
—6
—
—
—
—
—
—
—
—
VSS
—
30
—
—
—
—
—
—
—
—
VSS
—31
—
—
—
—
—
—
—
—
VSS
—
13
—
—
—
—
—
—
—
—
NC (no connect)
—
29
—
—
—
—
—
—
—
—
NC (no connect)
Note
1:
Pull-up activated only with external MCLR configuration.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More