| データシートサーチシステム |
|
TL062CPWRG4 データシート(PDF) 17 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL062CPWRG4 データシート(HTML) 17 Page - Texas Instruments |
|
17 / 42 page ![]() TL061, TL061A, TL061B, TL062, TL062A TL062B, TL064, TL064A, TL064B LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS078J − NOVEMBER 1978 − REVISED SEPTEMBER 2004 17 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 APPLICATION INFORMATION TL064 Output C VCC+ VCC+ Output B TL064 VCC+ Output A TL064 VCC+ TL064 VCC+ 100 k Ω 100 µF Input 1 µF 1 M Ω 100 k Ω 100 k Ω Figure 22. Audio-Distribution Amplifier + − TIL601 10 k Ω 15 V Output −15 V 5 k Ω 100 pF TL061 10 k Ω 10 k Ω 10 k Ω 10 k Ω 10 k Ω Figure 23. Low-Level Light Detector Preamplifier |