| データシートサーチシステム |
|
CSTCR4M00G53-R0 データシート(PDF) 8 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CSTCR4M00G53-R0 データシート(HTML) 8 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. |
|
8 / 12 page ![]() 仕様書番号 Drawing No. JGC42-4256A 株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd. P. 8/12 11. 使用上の注意 Caution for Use 11-1 規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので取り扱いには 充分ご 注意下さい。 The component may be damaged if excess mechanical stress is applied. 11-2 はんだ付けの際は製品本体や端子に機械的ストレスが加わらないように行って下さい。 Please do not apply excess mechanical stress to the component and terminals at soldering. 11-3 当製品は密閉構造ではありませんので、洗浄及び樹脂コーティングすることはお避け下さい。 Conformal coating or washing to the component is not acceptable. Because it is not hermetically sealed. 11-4 ご使用IC及び発振回路条件により、発振不具合(異常発振あるいは発振停止)が発生する 場合がありますので、回路条件を充分ご確認の上ご使用下さい。 Irregular or stop oscillation may occur under unmatched circuit conditions. 11-5 当製品は、画像認識タイプの位置決め機構実装機に対応しています。但し、実装条件によっ ては過大な衝撃が加わり製品本体を破損する場合がありますので事前に使用される実装機で 必ず評価確認をして下さい。なお、メカチャック機構タイプの実装機での実装は避けて下さ い。詳細については事前に当社までお問い合わせ下さい。 The component is recommended with placement machines with employ optical placement capabilities. The component might be resulted in damage by excessive mechanical force. Please make sure that you have evaluated by using placement machines before going into mass production. Do not use placement machines which utilize mechanical positioning. Please contact Murata for details beforehand. |