| データシートサーチシステム |
|
STG3157CTR データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STG3157CTR データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 18 page ![]() STG3157 Package information Doc ID 9007 Rev 2 13/18 Table 10. SOT323-6L mechanical data Dim. mm. inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.80 1.10 31.5 43.3 A1 0.00 0.10 0.0 3.9 A2 0.80 1.00 31.5 39.4 b 0.15 0.30 5.9 11.8 C 0.10 0.18 3.9 7.1 D 1.80 2.20 70.9 86.6 E 1.80 2.40 70.9 94.5 E1 1.15 1.35 45.3 53.1 e 0.65 25.6 e1 1.3 51.2 L 0.10 0.30 3.9 11.8 Figure 13. Package dimensions |