データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LP2902DRE4 データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments

部品番号 LP2902DRE4
部品情報  ULTRA-LOW-POWER QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP2902DRE4 データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LP2902DRE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LP2902DRE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LP2902DRE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LP2902DRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP2902DRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP2902DRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP2902DRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP2902DRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP2902DRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com