| データシートサーチシステム |
|
BA7607 データシート(PDF) 5 Page - Rohm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BA7607 データシート(HTML) 5 Page - Rohm |
|
5 / 7 page ![]() 5 Multimedia ICs BA7607 / BA7607F •Measurement circuit Fig.1 16 15 14 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 V V V VCC VCC S1b 47 / 16 223 VOUTa VOUTb VOUTc VCC S3c 12 3 V A ~ OSC 50 Ω 105 105 3 2 1 V S2c ~ OSC 50 Ω 105 105 3 2 1 V S2a VCC S3a 12 3 V ~ OSC 50 Ω 105 105 3 2 1 V S1a ~ OSC 50 Ω 105 105 3 2 1 V S1C 105 105 1 23 ~ 50 Ω V V S2b S3b 105 105 1 23 1 23 ~ OSC V 50 Ω |