データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PG001M データシート(PDF) 4 Page - Sanken electric

部品番号 PG001M
部品情報  Serial Signal Generator IC for SLA7042M and SLA7044M
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANKEN [Sanken electric]
ホームページ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

PG001M データシート(HTML) 4 Page - Sanken electric

  PG001M Datasheet HTML 1Page - Sanken electric PG001M Datasheet HTML 2Page - Sanken electric PG001M Datasheet HTML 3Page - Sanken electric PG001M Datasheet HTML 4Page - Sanken electric PG001M Datasheet HTML 5Page - Sanken electric PG001M Datasheet HTML 6Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
51
PG001M
PG001M
Serial Signal Generator IC for SLA7042M and SLA7044M
sInput and Output Function Correlation Table
Input
Output
Mode
RESET
MO
STROBE
CLOCK
_IN
CW
/CCW
CLOCK
_OUT
DATA
-A
CW
CCW
CW
LH
LH
HH
HH
×
×
L
L
CCW
RESET
CW
CCW
DATA
-B
Output Mode
4 or 7
Output
Mode
Input Mode
4 or 7
Output
Mode
× : Don't care
∗ : MO outputs L level while CLOCK_IN
is H level when output mode is 4:4
(7:7), 4:4 (7:7), 4:4 (7:7),or 4:4 (7:7).
Modes in brackets (
) are for 2-2
phase VC: H.
sExcitation Selection Table
sOutput Mode Sequence
Excitation method
Input
0
VC
H
L
L
L
H
L
L
L
−−
L
H
×
×
HH
×
MS1 MS2
0% 20% 40% 55.5% 71.4% 83% 91% 100%
141%
100%
100%
100%
100%
12
345
6
7
Output current mode of SLA7042M/7044M
Excitation mode
selection
Torque vector
2-2 Phase
Full Step
1-2 Phase
Half Step
W1-2 Phase
1/4 Step
2W1-2 Phase
1/8 Step
Excitation
method
2-2 Phase
Full Step (1)
(VC: H)
2-2 Phase
Full Step (2)
(VC: L)
1-2 Phase
Half Step
W1-2 Phase
1/4 Step
2W1-2 Phase
1/8 Step
1
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
3
5
5
3
CLOCK
MO
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
DATA_A
DATA_B
CW/CCW
CW
CCW
CW
CCW
CW
CCW
CW
CCW
CW
CCW
L
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2
6
6
2
2
6
6
2
3
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1
7
7
1
4
H
=
=
=
=
=
=
=
=
0
7
7
0
0
7
7
0
0
7
7
0
5
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1
7
7
1
6
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2
6
6
2
2
6
6
2
7
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
3
5
5
3
8
L
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
5
3
3
5
10
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
6
2
2
6
6
2
2
6
11
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
7
1
1
7
12
H
=
=
=
=
=
=
=
=
7
0
0
7
7
0
0
7
7
0
0
7
13
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
7
1
1
7
14
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
6
2
2
6
6
2
2
6
15
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
5
3
3
5
16
L
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
17
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
3
5
5
3
18
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2
6
6
2
2
6
6
2
19
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1
7
7
1
20
H
=
=
=
=
=
=
=
=
0
7
7
0
0
7
7
0
0
7
7
0
21
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1
7
7
1
22
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2
6
6
2
2
6
6
2
23
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
3
5
5
3
24
L
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
25
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
5
3
3
5
26
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
6
2
2
6
6
2
2
6
27
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
7
1
1
7
28
H
=
=
=
=
=
=
=
=
7
0
0
7
7
0
0
7
7
0
0
7
29
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
7
1
1
7
30
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
6
2
2
6
6
2
2
6
31
H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
5
3
3
5
32
L
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RESET
= : No output



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com