データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0784480011 データシート(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 0784480011
部品情報  1.27mm (.050) Pitch Serial ATA Device Plug, Straddle Mount, with Latch, 22 Circuits, Tray Packaging, Lead-free
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX9 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX9 - Molex Electronics Ltd.

0784480011 データシート(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  0784480011 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 0784480011 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 0784480011 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 0784480011 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 0784480011 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. 0784480011 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. 0784480011 Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. 0784480011 Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Termination Interface: Style
Straddle Mount
Electrical
Current - Maximum per Contact
1.5A
Voltage - Maximum
30V
Solder Process Data
Duration at Max. Process Temperature (seconds)
10
Lead-free Process Capability
Reflow Capable (SMT only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature
1
Process Temperature max. C
260
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Product Specification
PS-78448-001
Sales Drawing
SD-78448-001
This document was generated on 05/31/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com