データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0785600002 データシート(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 0785600002
部品情報  Combo External Serial ATA and USB Receptacles, Right Angle, Through hole, Top Mount, Sink Type, 1.80mm (.071) Sink Mount Height, Lead free
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX9 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX9 - Molex Electronics Ltd.

0785600002 データシート(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  0785600002 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 0785600002 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 0785600002 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 0785600002 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 0785600002 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. 0785600002 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Electrical
Current - Maximum per Contact
1.5A
Grounding to Panel
Yes
Shield Type
Full Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
15V DC
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Product Specification
PS-78560-001
Sales Drawing
SD-78560-001
This document was generated on 05/20/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com