データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1MD04-024-03 データシート(PDF) 1 Page - RMT Ltd.

部品番号 1MD04-024-03
部品情報  Thermoelectric Module
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RMT [RMT Ltd.]
ホームページ  http://www.rmtltd.ru
Logo RMT - RMT Ltd.

1MD04-024-03 データシート(HTML) 1 Page - RMT Ltd.

  1MD04-024-03 Datasheet HTML 1Page - RMT Ltd. 1MD04-024-03 Datasheet HTML 2Page - RMT Ltd. 1MD04-024-03 Datasheet HTML 3Page - RMT Ltd. 1MD04-024-03 Datasheet HTML 4Page - RMT Ltd. 1MD04-024-03 Datasheet HTML 5Page - RMT Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
53 Leninskij prosp. Moscow 119991 Russia, ph: +7-499-132-6817, fax: +7-499-783-3664, web: www.rmtltd.ru
Copyright 2008. RMT Ltd. The design and specifications of products can be changed by RMT Ltd without notice.
Page 1 of 5
A. TEC Assembly:
Solder SnSb (Tmelt=230°C)
B. Ceramics:
1.Pure Al2O3(100%)
2.Alumina (Al2O3- 96%)
3.Aluminum Nitride (AlN)
100% Al2O3 used as standard
Options available
Performance Parameters
Technical Drawing
Thermoelectric Module Datasheet
RMT Ltd
1MD04-024-XX
Performance data are given at 300K, vacuum
C. Ceramics Surface Options
1. Blank ceramics
2. Metallized:
2.1 Ni / Sn(Bi)
2.2 Gold plating
3. Metallized and pre-tinned:
3.1 Solder 94 (PbSnBi, Tmelt=94°C)
3.2 Solder 117 (In-Sn, Tmelt=117°C)
3.3 Solder 138 (Sn-Bi, Tmelt=138°C)
3.4 Solder 183 (Pb-Sn, Tmelt=183°C)
D. Thermistor (optional)
Can be mounted to cold side
ceramics edge. Calibration
is available.
E. Terminal wires
1. Pre-tinned Copper
2. Insulated Wires
3. Insulated Color Coded
4. Wire Bonding Pads
Type
ΔTmax
K
Qmax
W
Imax
A
Umax
V
AC R
Ohm
H
mm
H2*
mm
h
mm
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-xx (N=24)
1MD04-024-03
69
3.7
2.3
2.9
0.90
0.9
1.4
0.9
1MD04-024-05
71
2.4
1.5
2.9
1.50
1.1
1.6
0.5
1MD04-024-08
72
1.6
1.0
2.9
2.41
1.4
1.9
0.8
1MD04-024-10
72
1.2
0.8
2.9
3.16
1.6
2.1
1.0
1MD04-024-12
72
1.1
0.7
2.9
3.61
1.8
2.3
1.2
1MD04-024-15
72
0.9
0.5
2.9
4.52
2.1
2.6
1.5
*Optional H2 value is specified for 0.5mm ceramics thickness


同様の部品番号 - 1MD04-024-03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RMT Ltd.
1MD04-024-03 RMT-1MD04-024-03 Datasheet
2Mb / 8P
Blank ceramics (not metallized) Metallized (Au plating) Blank, tinned Copper
1MD04-024-03 RMT-1MD04-024-03_12 Datasheet
2Mb / 8P
Blank ceramics (not metallized) Metallized (Au plating) Blank, tinned Copper
More results

同様の説明 - 1MD04-024-03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
HPE-71-10-08 ETC2-HPE-71-10-08 Datasheet
506Kb / 3P
Thermoelectric module
HPE-288-10-05 ETC2-HPE-288-10-05 Datasheet
583Kb / 3P
Thermoelectric module
HPE-288-10-08 ETC2-HPE-288-10-08 Datasheet
564Kb / 3P
Thermoelectric module
HPE-288-14-06 ETC2-HPE-288-14-06 Datasheet
412Kb / 3P
Thermoelectric module
PE1-7107AC ETC2-PE1-7107AC Datasheet
127Kb / 2P
Thermoelectric module
logo
RMT Ltd.
1MC04-024-05 RMT-1MC04-024-05 Datasheet
250Kb / 4P
Thermoelectric Module
1MC06-012-05 RMT-1MC06-012-05 Datasheet
250Kb / 4P
Thermoelectric Module
1MC04-024-05H RMT-1MC04-024-05H Datasheet
248Kb / 4P
Thermoelectric Module
1MC06-060-05 RMT-1MC06-060-05 Datasheet
250Kb / 4P
Thermoelectric Module
1MC06-105-05 RMT-1MC06-105-05 Datasheet
252Kb / 4P
Thermoelectric Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com