| データシートサーチシステム |
|
VRD33MNX データシート(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VRD33MNX データシート(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
11 / 36 page ![]() AnaSem Inc. 10 Rev. C09-08 VRD 系列 高速度 , 低压差, ±1% 高输出精度 CMOS双路稳压器 .......... Future of the analog world 一般特征 – 输出电压 vs. 输出电流 VRD (VOUT=1.8V) VRD (VOUT=1.8V) 2.4 1.8 1.2 0.6 0 50 150 200 250 300 0 Out Current : IOUT (mA) 100 350 50 150 200 250 300 0 Out Current : IOUT (mA) 100 350 Ta=+25°C Ta=–40°C Ta=+85°C VRD (VOUT=1.5V) EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF VRD (VOUT=1.5V) VIN=EN=VOUT+1.0V, CIN=CL=1.0µF 1.6 1.2 0.8 0.4 0 0.2 0.6 1.0 1.4 50 150 200 250 300 0 Out Current : IOUT (mA) 100 350 400 50 150 200 250 300 0 Out Current : IOUT (mA) 100 350 400 VIN=2.8V VIN=1.9V VIN=4.0V VIN=6.0V Ta=+25°C Ta=–40°C Ta=+85°C VIN=2.5V VIN=4.3V VIN=6.0V 1.6 1.2 0.8 0.4 0 0.2 0.6 1.0 1.4 2.4 1.8 1.2 0.6 0 EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF VIN=EN=VOUT+1.0V, CIN=CL=1.0µF |